công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EP2-3L2ST bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NEC

tên linh kiện EP2-3L2ST
Giải thích chi tiết về linh kiện  AUTOMOTIVE RELAYS (Twin, Single) Relays
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

EP2-3L2ST bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NEC

  EP2-3L2ST Datasheet HTML 1Page - NEC EP2-3L2ST Datasheet HTML 2Page - NEC EP2-3L2ST Datasheet HTML 3Page - NEC EP2-3L2ST Datasheet HTML 4Page - NEC EP2-3L2ST Datasheet HTML 5Page - NEC EP2-3L2ST Datasheet HTML 6Page - NEC EP2-3L2ST Datasheet HTML 7Page - NEC EP2-3L2ST Datasheet HTML 8Page - NEC EP2-3L2ST Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
4
EP2 Series
FEATURES
q Twin relay for motor and solenoid reversible control
q 50% Iess relay space than conventional two relays
q Contact switching current of 25 A max.
q High performance and productivity by unique
symmetrical structure
q Flux tight housing
q Delivered in stick-tube for automatic insertion machine
q Washable type available
PART NUMBERS AND COIL RATINGS
Nominal
Coil
Nominal
Must
Must
Nominal
Voltage
Resistance
Current
Operate Voltage Release Voltage
Operate Power
(Vdc)
(
Ω ± 10%)
(mA)
(Vdc max.)
(Vdc min.)
(W)
12
225
53.3
6.5
0.9
0.64
12
225
53.3
7.0
0.9
0.64
12
225
53.3
7.5
0.9
0.64
12
300
40.0
7.5
0.9
0.48
12
300
40.0
8.0
0.9
0.48
12
300
40.0
8.5
0.9
0.48
Part Numbers
H Bridge Type Separate Type
EP2-3N1S
EP2-3N1ST
EP2-3N2S
EP2-3N2ST
EP2-3N3S
EP2-3N3ST
EP2-4N3S
EP2-4N3ST
EP2-4N4S
EP2-4N4ST
EP2-4N5S
EP2-4N5ST
at 25˚C (77˚F)
s PART NUMBER SYSTEM
EP2-B3L1ST
Wiring
Type
Enclosure
Carrying Current Capacity
Contact Material
Operate Voltage
(at 25
°C)
Coil Resistance
(at 25
°C)
Nil : H bridge type
T : Sparate type
Nil : Unsealed
S : Ssaled
1 : 6.5 V max.
2 : 7.0 V max.
3 : 7.5 V max.
4 : 8.0 V max.
5 : 8.5 V max.
Nil : Standard type
B : High current type
3 : 225
Ω ± 10%
4 : 300
Ω ± 10%
L : Silver oxide complex alloy type I
N : Silver oxide complex alloy type II
G : Silver oxide complex alloy
(High current type)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com