công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMIS-50 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Advantech Co., Ltd.

tên linh kiện AMIS-50
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advantech Medical Cart
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.

AMIS-50 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Advantech Co., Ltd.

  AMIS-50 Datasheet HTML 1Page - Advantech Co., Ltd. AMIS-50 Datasheet HTML 2Page - Advantech Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
www.advantech.com/products
Online Download
Dimensions
Unit: mm
Ordering Information
Power Cart
Part Number
Motor
Computer
Battery
AMIS-50-1M1-K2NE-C
Yes
-
IPS-M420S
All-In-One Touch Computer Cart
Part Number
Motor
Computer
Battery
AMIS-50-LM1-K2N30C
Yes
i5 7300U / 4GB RAM /
128G SSD / Win 10 IoT
IPS-M420S
Embedded Computer Cart
Part Number
Motor
Computer
Battery
AMIS-50-JM1-K2N7-C
Yes
i7-6600U / 4GB RAM /
500G SSD
IPS-M420S
AMIS-50-JM1-K2N70C
Yes
i7-6600U / 4GB RAM /
128G SSD
IPS-M420S
Peripheral Ordering Information
Power Cord
Part Number
Power Cord Type (Spiral)
1700019822
China
1700019823
US
1700019824-11
EU
1700019825
UK
1700020538-01
Australia
1700022626-01
Brazil
Display
Part Number
Touch
DICOM preset
True Flat
Power
PDC-W210-D10-ATE
Yes
Yes
No
DC
PDC-W210-D10-AGE
No
Yes
No
DC
AMT-1021N-D25W1
No
No
No
DC
AMiS-50
Control Panel
Display Holder I/O
Gigabit LAN x1
Height adjustment
Battery power
Computer power
USB 3.0 x 4
DIN Rail & Dove Tail
For accessory and device integration
Battery
iPS-M420S Li-ion Battery
AMiS_Link
Side Din Rail
DIN Rail
Dove Tail
552
479
490
521



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com