| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CHM bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - ITT Industries |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CHM bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - ITT Industries |
|
10 / 36 page ![]() CHM 2.0 Connector System acc to IEC 61076-4-101 10 Dimensions are mm Subject to changes Assembly Drawing No. of Positions Row Type Pin length Part Numbers z – –/– a A 8,25/3,7 b A 8,25/3,7 125 c A 8,25/3,7 CHM-M-B25-0AAAAA0-1 * d A 8,25/3,7 CHM-M-B25-0AAAAA0-2** e A 8,25/3,7 f – –/– z – –/– a B 9,75/3,7 b B 9,75/3,7 125 c B 9,75/3,7 CHM-M-B25-0BBBBB0-1 * d B 9,75/3,7 CHM-M-B25-0BBBBB0-2** e B 9,75/3,7 f – –/– z C 11,25/3,7 a A 8,25/3,7 b A 8,25/3,7 175 c A 8,25/3,7 CHM-M-B25-CAAAAAC-1 * d A 8,25/3,7 CHM-M-B25-CAAAAAC-2** e A 8,25/3,7 f C 11,25/3,7 z C 11,25/3,7 a B 9,75/3,7 b B 9,75/3,7 175 c B 9,75/3,7 CHM-M-B25-CBBBBBC-1 * d B 9,75/3,7 CHM-M-B25-CBBBBBC-2** e B 9,75/3,7 f C 11,25/3,7 Male Connectors Type B Insertion Tool: Part Number 121586-5083 * Performance class I > 500 mating cycles ** Performance class II > 250 mating cycles |