công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EP2-4L2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NEC

tên linh kiện EP2-4L2
Giải thích chi tiết về linh kiện  AUTOMOTIVE RELAYS (Twin, Single) Relays
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

EP2-4L2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NEC

Back Button EP2-4L2 Datasheet HTML 4Page - NEC EP2-4L2 Datasheet HTML 5Page - NEC EP2-4L2 Datasheet HTML 6Page - NEC EP2-4L2 Datasheet HTML 7Page - NEC EP2-4L2 Datasheet HTML 8Page - NEC EP2-4L2 Datasheet HTML 9Page - NEC EP2-4L2 Datasheet HTML 10Page - NEC EP2-4L2 Datasheet HTML 11Page - NEC EP2-4L2 Datasheet HTML 12Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
9
Items
Contact Form
Contact Material
Contact Resistance
Contact Switching Voltage
Contact Switching Current
Contact Carrying Current
Operate Time
Release Time
Nominal Operate Power
Insulation Resistance
Breakdown Voltage
Shock Resistance
Vibration Resistance
Ambient Temperature
Coil Temperature Rise
Life Expectancy
Mechanical
Electrical
Weight
5 A Type
10/15 A Type
1 form C
Silver nickel alloy
Silver oxide complex alloy
100 m
Ω max. (measured at 0.5 A) initial
100 m
Ω max. (measured at 2 A) initial
30 Vdc max. 5 Vdc min.
5 A max. (at 16 Vdc) 0.1 A min.
15/20 A max. (at 16 vdc)
1 A min.
20 A max. (at 12 Vdc)
Approx. 5 ms max. (at I 2 Vdc, excluding bounce) initial
Approx. 2 ms max. (at I 2 Vdc, excluding bounce) initial, without diode
0.36 W/0.45 W (Nominal Voltage)
100 M
Ω min. (at 500 Vdc) initial
500 Vdc min. (for 1 minute) initial
98 m/s2 [Approx. 10 G] min. (misoperating)
10 to 300 Hz, 43 m/s2 [Approx. 4.4 G] min. (misoperating)
–40˚C to +85˚C (–40˚F to +185˚F)
50˚C/ W (contact carrying current 0 A)
1 x 106 operations
1 x 105 operations (at 14 Vdc, Motor Load 20 A/3 A) (E-Contact)
Approx. 13 gr
SPECIFICATIONS
at 25˚C (77˚F)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com