công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT1309 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Aimtron Technology

tên linh kiện AT1309
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micro-Power Step up DC-DC Converter
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AIMTRON [Aimtron Technology]
Trang chủ  https://www.aimtron.tech
Logo AIMTRON - Aimtron Technology

AT1309 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Aimtron Technology

  AT1309 Datasheet HTML 1Page - Aimtron Technology AT1309 Datasheet HTML 2Page - Aimtron Technology AT1309 Datasheet HTML 3Page - Aimtron Technology AT1309 Datasheet HTML 4Page - Aimtron Technology AT1309 Datasheet HTML 5Page - Aimtron Technology AT1309 Datasheet HTML 6Page - Aimtron Technology AT1309 Datasheet HTML 7Page - Aimtron Technology AT1309 Datasheet HTML 8Page - Aimtron Technology AT1309 Datasheet HTML 9Page - Aimtron Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
AT1309
Preliminary Product Information
Micro-Power Step up DC-DC Converter
Typical Characteristics
Efficiency vs. Load current
80
82
84
86
88
90
92
94
96
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100 110
Load current
VIN=3V
VIN=4V
VIN=5V
Efficiency vs. Load current
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 110
Load current
L=22uH
L=10uH
Efficiency vs. VIN
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
VIN(V)
IOUT=20mA
IOUT=50mA
IOUT=100mA
Vo=15V
L=10uH
Vo=15V
L=10uH
Quiescent current vs. VIN
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
2.53
3.54
4.55
5.56
VIN (V)
Vo=15V
Vin=3.0V
TA=25
OC
7F, No.9, PARK AVENUE II, Science-Based Industrial Park, Hsinchu 300,Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-3-563-0878
Fax: 886-3-563-0879
WWW: http://www.aimtron.com.tw
3/2/2006
REV:1.1
Email: service@aimtron.com.tw
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com