công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PRORELSIC145 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Exxelia Group

tên linh kiện PRORELSIC145
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 000 h / 145°C
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXXELIA [Exxelia Group]
Trang chủ  https://exxelia.com/en/
Logo EXXELIA - Exxelia Group

PRORELSIC145 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Exxelia Group

  PRORELSIC145 Datasheet HTML 1Page - Exxelia Group PRORELSIC145 Datasheet HTML 2Page - Exxelia Group PRORELSIC145 Datasheet HTML 3Page - Exxelia Group PRORELSIC145 Datasheet HTML 4Page - Exxelia Group PRORELSIC145 Datasheet HTML 5Page - Exxelia Group PRORELSIC145 Datasheet HTML 6Page - Exxelia Group PRORELSIC145 Datasheet HTML 7Page - Exxelia Group PRORELSIC145 Datasheet HTML 8Page - Exxelia Group PRORELSIC145 Datasheet HTML 9Page - Exxelia Group Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
ELECTROLYTIC ALUMINUM CAPACITORS
113
Revision 01/19
www.exxelia.com
Tel : + 33 (0)2 40 01 26 51
Capacitance
(µF)
Dimensions
ESR
Z
F(1)
+20°C
max.
(Ω)
Il
+20°C
5 min.
max.
(µA)
I ~
100 Hz
Code
Ø
mm (inches)
L
mm (inches)
Typic
(Ω)
Max.
(Ω)
+145°C
max.
(A)
Rated voltage 16 V
680
14
(0,551)
30
(1,181)
0,25
0,37
0,23
37
0,77
A 708000
1000
16
(0,630)
30
(1,181)
0,17
0,26
0,16
52
1
A 708001
1500
14
(0,551)
30
(1,181)
0,25
0,23
0,23
75
0,77
A 708008
1500
18
(0,709)
30
(1,181)
0,15
0,23
0,16
75
1,14
A 708002
2200
16
(0,630)
30
(1,181)
0,17
0,26
0,16
110
1
A 708009
2200
18
(0,709)
40
(1,575)
0,1
0,15
0,12
110
1,6
A 708003
3300
18
(0,709)
30
(1,181)
0,15
0,23
0,16
160
1,14
A 708010
3300
21
(0,827)
40
(1,575)
0,066
0,1
0,08
160
2,1
A 708004
4700
18
(0,709)
40
(1,575)
0,1
0,15
0,12
230
1,6
A 708011
4700
25
(0,984)
40
(1,575)
0,045
0,07
0,07
230
2,8
A 708005
6800
25
(0,984)
50
(1,969)
0,04
0,06
0,05
330
3,3
A 708006
6800
21
(0,827)
40
(1,575)
0,066
0,1
0,08
330
2,1
A 708012
10000
25
(0,984)
40
(1,575)
0,045
0,07
0,07
480
2,8
A 708013
10000
25
(0,984)
75
(2,953)
0,033
0,05
0,04
480
4,4
A 708007
15000
25
(0,984)
50
(1,969)
0,04
0,06
0,05
720
3,3
A 708014
25000
25
(0,984)
75
(2,953)
0,033
0,05
0,04
1200
4,4
A 708015
Rated voltage 25 V
470
14
(0,551)
30
(1,181)
0,29
0,44
0,26
39
0,71
A 708020
680
16
(0,630)
30
(1,181)
0,2
0,3
0,23
55
0,92
A 708021
1000
14
(0,551)
30
(1,181)
0,29
0,44
0,26
80
0,71
A 708028
1000
18
(0,709)
30
(1,181)
0,15
0,24
0,14
80
1,14
A 708022
1500
18
(0,709)
40
(1,575)
0,1
0,15
0,1
120
1,59
A 708023
1500
16
(0,630)
30
(1,181)
0,2
0,3
0,23
120
0,92
A 708029
2000
18
(0,709)
30
(1,181)
0,15
0,24
0,14
150
1,14
A 708030
2200
21
(0,827)
40
(1,575)
0,08
0,12
0,08
170
1,93
A 708024
3000
18
(0,709)
40
(1,575)
0,1
0,15
0,1
225
1,59
A 708031
3300
25
(0,984)
40
(1,575)
0,065
0,1
0,06
250
2,4
A 708025
4500
21
(0,827)
40
(1,575)
0,08
0,12
0,08
330
1,93
A 708032
4700
25
(0,984)
50
(1,969)
0,045
0,07
0,05
360
3,1
A 708026
6800
25
(0,984)
40
(1,575)
0,065
0,1
0,06
510
2,4
A 708033
6800
25
(0,984)
75
(2,953)
0,04
0,06
0,04
510
4
A 708027
9000
25
(0,984)
50
(1,969)
0,045
0,07
0,05
670
3,1
A 708034
14000
25
(0,984)
75
(2,953)
0,04
0,06
0,04
1050
4
A 708035
Rated voltage 40 V
330
14
(0,551)
30
(1,181)
0,32
0,48
0,3
44
0,68
A 708040
470
16
(0,630)
30
(1,181)
0,23
0,34
0,25
60
0,86
A 708041
680
14
(0,551)
30
(1,181)
0,32
0,48
0,3
86
0,68
A 708048
680
18
(0,709)
30
(1,181)
0,15
0,23
0,16
86
1,14
A 708042
1000
16
(0,630)
30
(1,181)
0,23
0,34
0,25
120
0,86
A 708049
1000
16
(0,630)
40
(1,575)
0,11
0,17
0,12
120
1,51
A 708043
1200
18
(0,709)
30
(1,181)
0,15
0,23
0,16
140
1,14
A 708050
1500
21
(0,827)
40
(1,575)
0,073
0,11
0,1
180
2
A 708044
2100
18
(0,709)
40
(1,575)
0,11
0,17
0,12
250
1,51
A 708051
2200
25
(0,984)
40
(1,575)
0,053
0,08
0,09
270
2,6
A 708045
3000
21
(0,827)
40
(1,575)
0,073
0,11
0,1
360
2
A 708052
3300
25
(0,984)
50
(1,969)
0,04
0,06
0,05
400
3,3
A 708046
4500
25
(0,984)
40
(1,575)
0,053
0,08
0,09
540
2,6
A 708053
4700
25
(0,984)
75
(2,953)
0,033
0,05
0,05
570
4,4
A 708047
6300
25
(0,984)
50
(1,969)
0,04
0,06
0,05
750
3,3
A 708054
10000
25
(0,984)
75
(2,953)
0,033
0,05
0,05
1200
4,4
A 708055
(1) F = 10 kHz (C > 1000 µF), F = 100 kHz (C ≤ 1000 µF)
Z typ = Z max / 2
PRORELSIC 145
2 000 h / 145°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com