công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PLP5 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Exxelia Group

tên linh kiện PLP5
Giải thích chi tiết về linh kiện  RoHS = W
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXXELIA [Exxelia Group]
Trang chủ  https://exxelia.com/en/
Logo EXXELIA - Exxelia Group

PLP5 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Exxelia Group

  PLP5 Datasheet HTML 1Page - Exxelia Group PLP5 Datasheet HTML 2Page - Exxelia Group PLP5 Datasheet HTML 3Page - Exxelia Group PLP5 Datasheet HTML 4Page - Exxelia Group PLP5 Datasheet HTML 5Page - Exxelia Group PLP5 Datasheet HTML 6Page - Exxelia Group PLP5 Datasheet HTML 7Page - Exxelia Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
POLYPROPYLENE + IMPREGNATED PAPER CAPACITORS
CONDENSATEURS POLYPROPYLÈNE + PAPIER IMPRÉGNÉ
www.exxelia.com - info@exxelia.com
Tel : + 33 (0)1 49 23 10 00
114
Page revised -
Version 04/15
L
b
a
X=L / 2
X=L / 2
L
4
4
DIÉLECTRIQUE
Polypropylène + papier
imprégnés huile
TECHNOLOGIE
Boîtier métallique laqué
gris
Sorties par cosses à
souder
APPLICATIONS
Utilisation en courant
continu ou alternatif 50 Hz
Filtrage de courant
alternatif redressé
MARQUAGE
modèle
capacité
tolérance
tension nominale
date-code
DIELECTRIC
Polypropylene + paper
oil-impregnated
TECHNOLOGY
Grey lacquered metal
case
Leads by solderable
terminal lugs
APPLICATIONS
Use for D.C. or A.C.
current 50 Hz
Filtering of A.C. rectified
current
MARKING
model
capacitance
tolerance
rated voltage
date-code
HOW TO ORDER
EXEMPLE DE CODIFICATION À LA COMMANDE
Model
W : if complient RoHS
Capacitance
Capa. tolerance
Rated voltage (VDC)
PLP 5
–
5 µF
± 10%
1000 V
Modèle
W : si conforme RoHS
Capacité
Tol. sur capa.
Tension nom. (VCC)
PLP 5 without mounting braket / sans fixation PLP 50 with mounting braket / avec fixation
CAPACITANCE VALUES AND RATED VOLTAGE (D.C.)
VALEURS DE CAPACITE ET DE TENSION (URC)
Voltage /
Tension URC
165 VCC
250 VCC
500 VCC
1000 VCC
1500 VCC
Voltage /
Tension URA
75 VCA
110 VCA
300 VCA
400 VCA
500 VCA
Dimensions (mm)
Capacité CR
L
e
Hh
L
e
Hh
L
e
Hh
L
e
Hh
L
e
Hh
0,1 µF
30
10
30
14
30
15
30
14
0,25
30
10
30
14
30
15
30
14
30
30
30
14
45
20
50
24
0,5
30
15
30
14
30
20
30
14
30
25
30
14
45
20
50
14
45
40
50
24
1
30
25
30
14
30
30
30
14
45
20
50
14
45
35
50
14
60
40
80
24
2
45
20
50
14
45
40
50
14
45
45
80
14
60
40
115
24
3
45
25
50
14
45
35
50
14
45
40
80
14
60
40
115
24
60
60
115
24
4
45
35
50
14
45
45
50
14
45
55
80
14
60
50
115
24
90
60
115
24
5
45
45
50
14
45
55
50
14
45
65
80
14
60
50
115
24
90
60
115
24
6
45
55
50
14
45
55
80
14
60
40
115
24
60
60
115
24
90
70
115
24
8
45
45
80
14
45
60
80
14
60
50
115
24
90
60
115
24
90
90
115
24
10
45
55
80
14
45
65
80
14
60
60
115
24
90
70
115
24
90
80
175
24
12
60
70
115
24
90
90
115
24
90
90
175
24
15
90
60
115
24
90
100
115
24
120
80
175
24
20
90
70
115
24
120
70
175
24
120
100
175
24
25
90
90
115
24
120
80
175
24
Tolérances dim. (mm)
± 1
± 1
+ 2
- 1
max
± 1
± 1
+ 2
- 1
max
± 1
± 1
+ 2
- 1
max
± 1
± 1
+ 2
- 1
max
± 1
± 1
+ 2
- 1
max
± 10 % - Capacitance tolerances /
Tolérances sur capacité
For intermediate value, the dimensions are those of the immediately superior value
Toute valeur intermédiaire est exécutée dans les dimensions de la valeur immédiatement supérieure
GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Operating temperature
– 25°C + 85°C
Température d’utilisation
Dissipation factor at 1 kHz
Tangente de l’angle de pertes à 1 kHz
for CR
≤ 1 µF and U
RC
≤ 2 500 V
DC
≤ 10.10–3
pour CR
≤1 µF et U
RC
≤ 2 500 V
CC
Dissipation factor at 100 kHz
≤ 10.10–3
Tangente de l’angle de pertes à 100 kHz
Insulation resistance
≥ 3000 M .µF
Résistance d’isolement
Withstand voltage
3 URC
Tension de tenue
Withstand voltage between leads
and case
3 URC
Tension de tenue entre bornes réunies
et masse
Insulation between leads and case
≥ 12000 M
Isolement entre bornes réunies et masse
PLP 5 - PLP 50 - PLP 51
RoHS = W
PLP 51 without mounting braket / sans fixation
Dimensions of brakets for capacitors PLP 50 and PLP 51
Dimensions des fixations des condensateurs PLP 50 et PLP 51
L
30
45
60
90
120
e
10
15
20
25
30
20
25
35
40
45
55
60
65
40
50
60
70
60
70
80
90
100
70
80
100
a
50
65
85
115
145
b
40
55
75
105
135
c
8
13
16
20
25
16
20
30
35
40
45
50
55
35
40
50
60
50
60
70
80
90
60
70
90
d
4,2
4,2
5,5
5,5
5,5


Số phần tương tự - PLP5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
PLP5-1000 ETC2-PLP5-1000 Datasheet
398Kb / 1P
rigid light pipes
PLP5-1000 ETC2-PLP5-1000 Datasheet
398Kb / 1P
Dual-Lens Geometry
PLP5-125 ETC2-PLP5-125 Datasheet
398Kb / 1P
rigid light pipes
PLP5-125 ETC2-PLP5-125 Datasheet
398Kb / 1P
Dual-Lens Geometry
PLP5-1250 ETC2-PLP5-1250 Datasheet
398Kb / 1P
rigid light pipes
More results

Mô tả tương tự - PLP5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dialight Corporation
C-17266 DIALIGHT-C-17266 Datasheet
169Kb / 1P
SMT LED, 1206 PKG. W/ LENS RoHS COMPLIANT
C-17664 DIALIGHT-C-17664 Datasheet
61Kb / 1P
.064 STRAIGHT LIGHT PIPE W/PRESS-FIT; RoHS COMPLIANT
logo
Artesyn Technologies
NFS80-7602 ARTESYN-NFS80-7602_13 Datasheet
250Kb / 4P
80 W with free air convection, Adjustable outputs, Available RoHS compliant
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-C19GD2WT LITEON-LTST-C19GD2WT_14 Datasheet
606Kb / 11P
ROHS
logo
Switchcraft, Inc.
761K SWITCH-761K Datasheet
225Kb / 1P
0.10 2.5mm x 0.474LONG POWER PLUG W/LOCKRING, RoHS
S760K SWITCH-S760K Datasheet
222Kb / 1P
0.08 2.0mm x 0.374 LONG POWER PLUG W/LOCKRING, RoHS
logo
Exxelia Group
PLP34 EXXELIA-PLP34 Datasheet
317Kb / 6P
RoHS = W
04/15
PLP4 EXXELIA-PLP4 Datasheet
297Kb / 6P
RoHS = W
Version 04/15
PLP8 EXXELIA-PLP8 Datasheet
302Kb / 6P
RoHS = W
Version 04/16
logo
EHAOAN.
304PT-6B EHAOAN-304PT-6B Datasheet
1Mb / 7P
Meet RoHS/Meet RoHS, Green Product
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com