| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SCA-RF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AAEON Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SCA-RF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AAEON Technology |
|
2 / 2 page ![]() www.aaeon.com Note: All specifications are subject to change without notice. 14-6 Dimension Unit: mm SCA-RF 30.00 +0.00/-0.30 M A B C 0.10 2x Ø2.60 ± 0.10 A B C Ø0.10 24.20 8.25 50.95 +0.00/-0.30 48.05 e d i S m o tt o B e d i S p o T 3.85 1.65 See Detail A Pin 1 Pin 51 See Detail B 2x R 0.80 MAX B of Card Width 50.95 REF Pin numbering reference: Odd pins – Top Side Even pins – Bottom Side 25.70 M A B C 0.10 13.60 2x 2.15 REF Both Sides 5.60 Both Sides 2x 3.20 MIN Pin 2 Pin 52 C 8.25 C 2.05 |