công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP2985IM5-3.3/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LP2985IM5-3.3/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LP2985IM5-3.3/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - Texas Instruments

Back Button LP2985IM5-3.3/NOPB Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments LP2985IM5-3.3/NOPB Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments LP2985IM5-3.3/NOPB Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments LP2985IM5-3.3/NOPB Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments LP2985IM5-3.3/NOPB Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments LP2985IM5-3.3/NOPB Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments LP2985IM5-3.3/NOPB Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments LP2985IM5-3.3/NOPB Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments LP2985IM5-3.3/NOPB Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 43 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
0.07 MAX
ARROUND
0.07 MIN
ARROUND
5X (1.1)
5X (0.6)
(2.6)
(1.9)
2X (0.95)
(R0.05) TYP
4214839/G 03/2023
SOT-23 - 1.45 mm max height
DBV0005A
SMALL OUTLINE TRANSISTOR
NOTES: (continued)
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X
PKG
1
3
4
5
2
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED
EXPOSED METAL
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
(PREFERRED)
SOLDER MASK DETAILS
EXPOSED METAL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com