| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BF545A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BF545A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
7 / 12 page ![]() 1996 Jul 29 7 Philips Semiconductors Product specification N-channel silicon junction field-effect transistors BF545A; BF545B; BF545C Fig.9 Typical output characteristics; BF545B. Tj =25 °C. handbook, halfpage 0 16 12 8 0 16 48 12 4 MBB460 ID (mA) VDS (V) VGS = 0 V −0.5 V −1 V −1.5 V −2 V −2.5 V Fig.10 Typical input characteristics; BF545B. VDS = 15 V; Tj =25 °C. handbook, halfpage 16 8 4 0 12 MBB459 −6 −4 −20 ID (mA) VGS (V) Fig.11 Typical output characteristics; BF545C. Tj =25 °C. handbook, halfpage 0 30 20 10 0 16 48 12 −1 V −2 V −3 V −4 V −5 V MBB457 ID (mA) VDS (V) VGS = 0 V Fig.12 Typical input characteristics; BF545C. VDS = 15 V; Tj =25 °C. handbook, halfpage 30 20 10 0 MBB456 −8 −6 −4 −20 ID (mA) VGS (V) |