công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAT160A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện BAT160A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky barrier double diode
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

BAT160A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  BAT160A Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAT160A Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAT160A Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAT160A Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAT160A Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAT160A Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAT160A Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAT160A Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Nexperia
BAT160A
Schottky barrier double diode
10. Characteristics
Table 7. Characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Per diode
IF = 100 mA; Tamb = 25 °C
-
-
400
mV
IF = 1 A; Tamb = 25 °C
-
-
650
mV
VF
forward voltage
IF = 2 A; Tamb = 25 °C
-
-
850
mV
VR = 60 V; tp ≤ 300 µs; δ ≤ 0.02;
pulsed; Tamb = 25 °C
-
-
350
µA
IR
reverse current
VR = 60 V; tp ≤ 300 µs; δ ≤ 0.02;
Tj = 100 °C
-
-
8
mA
Cd
diode capacitance
VR = 4 V; f = 1 MHz; Tamb = 25 °C
-
-
60
pF
mcd784
0.8
0.4
0.2
0
VF (V)
IF
(mA)
0.6
104
103
102
10
1
(1)
(3)
(2)
(4)
(1) Tamb = 125 °C
(2) Tamb = 100 °C
(3) Tamb = 75 °C
(4) Tamb = 25 °C
Fig. 1. Forward current as a function of forward
voltage; typical values
mcd768
60
40
20
0
(3)
VR (V)
104
105
103
102
10
IR
(µA)
1
10- 1
(1)
(2)
(4)
(1) Tamb = 125 °C
(2) Tamb = 100 °C
(3) Tamb = 75 °C
(4) Tamb = 25 °C
Fig. 2. Reverse current as a function of reverse
voltage; typical values
BAT160A
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2022. All rights reserved
Product data sheet
22 September 2022
3 / 8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com