công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLK2201AIRCPR bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLK2201AIRCPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ETHERNET TRANSCEIVERS
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLK2201AIRCPR bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Texas Instruments

Back Button TLK2201AIRCPR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TLK2201AIRCPR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TLK2201AIRCPR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TLK2201AIRCPR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TLK2201AIRCPR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TLK2201AIRCPR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TLK2201AIRCPR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TLK2201AIRCPR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TLK2201AIRCPR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 21 page
background image
TLK2201A, TLK2201AI
ETHERNET TRANSCEIVERS
SLLS572 – JUNE 2003
18
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
MECHANICAL DATA
RCP (S-PQFP-G64)
PowerPAD
 PLASTIC QUAD FLATPACK
0,08
M
0,08
0,50
0,25
(See Note D)
Thermal Pad
Gage Plane
0,13 NOM
0
° – 7°
0,75
0,45
0,15
0,05
Seating Plane
4147711/A 10/98
0,27
33
0,17
16
SQ
48
9,80
1
10,20
7,50 TYP
49
64
SQ
0,85
0,75
11,80
12,20
1,00 MAX
17
32
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion.
D. The package thermal performance may be enhanced by bonding the thermal pad to an external thermal plane.
This pad is electrically and thermally connected to the backside of the die and possibly selected leads.
E. Falls within JEDEC MS-026
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com