| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC604E9QEC/D bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC604E9QEC/D bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - NXP Semiconductors |
|
21 / 29 page ![]() PID9q-604e Hardware Specifications 21 PRELIMINARYÑSUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE Table 11. PLL Configuration PLL_CFG [0Ð3] CPU/ SYSCLK Ratio VCO Multiplier CPU Frequency in MHz (VCO Frequency in MHz) Bin Dec Bus 25 MHz Bus 33.3 MHz Bus 40 MHz Bus 50 MHz Bus 60 MHz Bus 66.6 MHz Bus 83.3 MHz Bus 100 MHz 0000 0 1:1 x2 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 0001 1 1:1 x8 Ñ Ñ 40 (320) 50 (400) 60 (480) 66 (533) 83.3 (666) Ñ 1100 12 1.5:1 x2 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 0100 4 2:1 x2 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 200 (400) 0110 6 2.5:1 x2 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 208 (416) 250 (500) 1000 8 3:1 x2 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 200 (400) 250 (500) 300 (600) 1110 14 3.5:1 x2 Ñ Ñ Ñ Ñ 210 (420) 233 (466) 292 (584) 350 (700) 1010 10 4:1 x2 Ñ Ñ Ñ 200 (400) 240 (480) 266 (532) 333 (666) Ñ 0111 7 4.5:1 x2 Ñ Ñ Ñ 225 (450) 270 (540) 300 (600) ÑÑ 1011 11 5:1 x2 Ñ Ñ 200 (400) 250 (500) 300 (600) 333 (666) ÑÑ 1001 9 5.5:1 x2 Ñ Ñ 220 (440) 275 (550) 330 (660) ÑÑÑ 1101 13 6:1 x2 Ñ 200 (400) 240 (480) 300 (600) Ñ ÑÑÑ 0101 5 6.5:1 x2 Ñ 216 (433) 260 (520) 325 (650) Ñ ÑÑÑ 0010 2 7:1 x2 Ñ 233 (466) 280 (560) 350 (700) Ñ ÑÑÑ 0011 3 PLL bypass 1111 15 Clock off Notes: 1. Some PLL conÞgurations may select bus, CPU, or VCO frequencies which are not supported; see Section 1.4.2.2, ÒInput AC SpeciÞcations,Ó for valid SYSCLK and VCO frequencies. 2. In PLL-bypass mode, the SYSCLK input signal clocks the internal processor directly, the PLL is disabled, and the bus mode is set for 1:1 mode operation. This mode is intended for factory use only. Note: The AC timing speciÞcations given in this document do not apply in PLL-bypass mode. Freescale Semiconductor, Inc. For More Information On This Product, Go to: www.freescale.com AR CH IVE D B Y F RE ES CA LE SE MI CO ND UC TO R, INC . |