công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZU30A/DG bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PZU30A/DG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Zener diod
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

PZU30A/DG bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button PZU30A/DG Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved PZU30A/DG Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved PZU30A/DG Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved PZU30A/DG Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved PZU30A/DG Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved PZU30A/DG Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved PZU30A/DG Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved PZU30A/DG Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved PZU30A/DG Datasheet HTML 14Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
PZUXBA_SER_1
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 19 September 2008
9 of 14
NXP Semiconductors
PZUxBA series
Single Zener diodes
Tj =25 °C
VZ = 2.4 V to 4.3 V
Tj =25 °C
VZ = 4.7 V to 12 V
Fig 5.
Working current as a function of working
voltage; typical values
Fig 6.
Working current as a function of working
voltage; typical values
Tj =25 °C
VZ = 13 V to 36 V
Fig 7.
Working current as a function of working voltage; typical values
006aab246
10−1
10−2
10
1
102
IZ
(mA)
10−3
VZ (V)
05
4
23
1
VZ(nom) (V) = 2.4
2.7
3.0
3.3
3.6
3.9
4.3
006aab247
10−1
10−2
10
1
102
IZ
(mA)
10−3
VZ (V)
014
10
12
8
6
24
VZ(nom) (V) = 4.7
5.1
5.6
6.2
6.8
7.5
8.2
9.1
10
11
12
006aab248
10−1
10−2
10
1
102
IZ
(mA)
10−3
VZ (V)
10
40
30
20
VZ(nom) (V) = 13
18
20
22
24
27
30
33
36
14
15
16



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com