công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZU3.0A/DG bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PZU3.0A/DG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Zener diod
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

PZU3.0A/DG bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button PZU3.0A/DG Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved PZU3.0A/DG Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved PZU3.0A/DG Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved PZU3.0A/DG Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved PZU3.0A/DG Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved PZU3.0A/DG Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved PZU3.0A/DG Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved PZU3.0A/DG Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved PZU3.0A/DG Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
PZUXBA_SER_1
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 19 September 2008
8 of 14
NXP Semiconductors
PZUxBA series
Single Zener diodes
Tj =25 °C (prior to surge)
Tj =25 °C
Fig 1.
Non-repetitive peak reverse power dissipation
as a function of pulse duration; maximum
values
Fig 2.
Forward current as a function of forward
voltage; typical values
Tj =25 °C to 150 °C
VZ = 2.4 V to 4.3 V
Tj =25 °C to 150 °C
VZ = 4.7 V to 12 V
Fig 3.
Temperature coefficient as a function of
working current; typical values
Fig 4.
Temperature coefficient as a function of
working current; typical values
006aab215
102
10
103
PZSM
(W)
1
tp (s)
10−4
10−2
10−3
VF (V)
0.6
1
0.8
mbg781
100
200
300
IF
(mA)
0
060
0
−2
−3
−1
mgl273
20
40
IZ (mA)
SZ
(mV/K)
4.3
3.9
3.6
3.3
3.0
2.4
2.7
020
16
10
0
−5
5
mgl274
48
12
IZ (mA)
SZ
(mV/K)
4.7
12
11
10
9.1
8.2
7.5
6.8
6.2
5.6
5.1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com