| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
D12V0HA1U2SLP bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
D12V0HA1U2SLP bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Diodes Incorporated |
|
4 / 5 page ![]() D12V0HA1U2SLP Document number: DS42052 Rev. 2 - 2 4 of 5 www.diodes.com November 2020 © Diodes Incorporated D12V0HA1U2SLP Package Outline Dimensions Please see http://www.diodes.com/package-outlines.html for the latest version. X1-DFN1006-2 (Type SA) X1-DFN1006-2 (Type SA) Dim Min Max Typ A 0.400 0.500 -- A1 -- 0.050 -- b 0.450 0.550 0.500 D 0.990 1.050 1.020 E 0.590 0.650 0.620 e 0.650 BSC L 0.200 0.300 0.250 R 0.050 0.150 0.100 z 0.020 0.100 0.060 z1 0.020 0.100 0.060 All Dimensions in mm Suggested Pad Layout Please see http://www.diodes.com/package-outlines.html for the latest version. X1-DFN1006-2 (Type SA) Dimensions Value (in mm) C 0.700 G 0.300 X 0.400 X1 1.100 Y 0.700 A A1 e z (2x) b(2x) L z1(3x) D E Pin1 R X1 C X G Y |