công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDTC115EE bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PDTC115EE
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 kΩ, R2 = 100 kΩ
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

PDTC115EE bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button PDTC115EE Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC115EE Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC115EE Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC115EE Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC115EE Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC115EE Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC115EE Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC115EE Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC115EE Datasheet HTML 14Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
2004 Jul 30
9
NXP Semiconductors
Product data sheet
PNP resistor-equipped transistors;
R1 = 100 k
Ω, R2 = 100 kΩ
PDTA115E series
UNIT
A1
max.
A(1)
bb1
e1
eL
L1
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.50
0.46
0.20
0.12
0.55
0.47
0.03
0.62
0.55
0.35
0.65
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Including plating thickness
0.30
0.22
0.30
0.22
SOT883
SC-101
03-02-05
03-04-03
DE
1.02
0.95
L
E
2
3
1
b
b1
A1
A
D
L1
0
0.5
1 mm
scale
Leadless ultra small plastic package; 3 solder lands; body 1.0 x 0.6 x 0.5 mm
SOT883
e
e1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com