công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL71218MEVAL1Z bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL71218MEVAL1Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Operational Amplifier
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL71218MEVAL1Z bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ISL71218MEVAL1Z Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ISL71218MEVAL1Z Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL71218MEVAL1Z Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL71218MEVAL1Z Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL71218MEVAL1Z Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL71218MEVAL1Z Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ISL71218MEVAL1Z Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp ISL71218MEVAL1Z Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp ISL71218MEVAL1Z Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 29 page
background image
FN8921 Rev.2.00
Page 8 of 28
Jan 19, 2021
ISL71218M
Typical Performance Curves
3.
Typical Performance Curves
VS = ±15V, VCM = 0V, RL = Open, TA = +25°C, unless otherwise specified.
Figure 3. VOS vs Temperature
Figure 4. Input Offset Voltage vs Input Common-Mode
Voltage, VS = ±15V
Figure 5. IBIAS vs VS
Figure 6. IBIAS vs Temperature vs Supply
Figure 7. CMRR vs Temperature, VS = ±15V
Figure 8. CMRR vs Temperature, VS = ±5V
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160
Temperature (°C)
VS = ±5V
VS = ±15V
Input Common-Mode Voltage (V)
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
-16
-15
-14
-13 13
14
15
16
+125°C
-40°C
+25°C
-55°C
-500
-450
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
VS (V)
-400
-350
-300
-250
-200
-150
Temperature (°C)
-60
-20
0
20
40
60
80
100 120
VS = +40V
-40
140
VS = +3.0V
VS = +4.5V
VS = +10V
VS = +30V
Temperature (°C)
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160
Channel-A
Channel-B
Temperature (°C)
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160
Channel-A
Channel-B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com