công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL71218M bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL71218M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Operational Amplifier
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL71218M bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ISL71218M Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ISL71218M Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ISL71218M Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL71218M Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL71218M Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL71218M Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL71218M Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ISL71218M Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp ISL71218M Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 29 page
background image
FN8921 Rev.2.00
Page 7 of 28
Jan 19, 2021
ISL71218M
Specifications
Output Voltage High,
V+ to VOUT
VOH
RL = 10kΩ
36
65
mV
70
mV
Output Voltage Low,
VOUT to V-
VOL
RL = 10kΩ
28
45
mV
50
mV
Supply Current/Amplifier
IS
0.74
1.10
mA
1.40
mA
Source Current Capability
IS+
TA = +25°C, +125°C
10
13
mA
TA = -55°C
6
mA
Sink Current Capability
IS-
10
23
mA
AC Specifications
Gain Bandwidth Product
GBW
3.2
MHz
Voltage Noise
enp-p
0.1Hz to 10Hz
320
nVP-P
Voltage Noise Density
en
f = 10Hz
9
nV/
Hz
Voltage Noise Density
en
f = 100Hz
5.7
nV/
Hz
Voltage Noise Density
en
f = 1kHz
5.5
nV/
Hz
Voltage Noise Density
en
f = 10kHz
5.5
nV/
Hz
Current Noise Density
in
f = 1kHz
380
fA/
Hz
Total Harmonic Distortion + Noise
THD + N
1kHz, G = 1, VO = 1.25VRMS,
RL = 10kΩ
0.0003
%
Transient Response
Slew Rate
SR
AV = 1, RL = 2kΩVO = 4VP-P
±1
V/µs
Rise Time 10% to 90% of VOUT
tr, tf, Small
Signal
AV = 1, VOUT = 100mVP-P , Rf = 0Ω,
RL =2kΩ to VCM
100
ns
Fall Time 90% to 10% of VOUT
AV = 1, VOUT = 100mVP-P , Rf = 0Ω,
RL = 2kΩ to VCM
100
ns
Settling Time to 0.01%
4V Step; 10% to VOUT
ts
AV = 1, VOUT = 4VP-P, Rf = 0Ω
RL =2kΩ to VCM
4µs
Positive Overshoot
OS+
AV = 1, VOUT = 10VP-P, Rf = 0Ω
RL =2kΩ to VCM
5%
Negative Overshoot
OS-
AV = 1, VOUT = 10VP-P, Rf = 0Ω
RL =2kΩ to VCM
5%
Note:
8. Compliance to datasheet limits is assured by one or more methods: production test, characterization, and/or design.
VS ±5V, VCM = 0, VO = 0V, TA = +25°C, unless otherwise noted. Boldface limits apply across the operating temperature range,
-55°C to +125°C. (Continued)
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
(Note 8)Typ
Max
(Note 8)Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com