công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMUX622X bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMUX622X
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMUX622x 36 V, Low-RON, 1:1 (SPST), 2-Channel Switches with 1.8-V Logic
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMUX622X bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Texas Instruments

Back Button TMUX622X Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TMUX622X Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TMUX622X Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TMUX622X Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TMUX622X Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TMUX622X Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TMUX622X Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TMUX622X Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TMUX622X Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 36 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
(4.4)
0.05 MAX
ALL AROUND
0.05 MIN
ALL AROUND
10X (1.45)
10X (0.3)
8X (0.5)
(R
)
TYP
0.05
4221984/A 05/2015
SYMM
VSSOP - 1.1 mm max height
DGS0010A
SMALL OUTLINE PACKAGE
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:10X
1
5
6
10
NOTES: (continued)
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
NOT TO SCALE
SOLDER MASK DETAILS
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED
TMUX6221, TMUX6222
SCDS452 – MARCH 2023
www.ti.com
32
Submit Document Feedback
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TMUX6221 TMUX6222



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com