công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VRBC-16F2AL bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Bel Fuse Inc.

tên linh kiện VRBC-16F2AL
Giải thích chi tiết về linh kiện  NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS 2.4 V-5.5 V Input 0.75 V-3.63 V/16 A Output
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BEL [Bel Fuse Inc.]
Trang chủ  http://www.belfuse.com
Logo BEL - Bel Fuse Inc.

VRBC-16F2AL bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Bel Fuse Inc.

  VRBC-16F2AL Datasheet HTML 1Page - Bel Fuse Inc. VRBC-16F2AL Datasheet HTML 2Page - Bel Fuse Inc. VRBC-16F2AL Datasheet HTML 3Page - Bel Fuse Inc. VRBC-16F2AL Datasheet HTML 4Page - Bel Fuse Inc. VRBC-16F2AL Datasheet HTML 5Page - Bel Fuse Inc. VRBC-16F2AL Datasheet HTML 6Page - Bel Fuse Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Bel Fuse Inc.
206 Van Vorst Street, Jersey City, NJ 07302
• Tel 201-432-0463 • Fax 201-432-9542 • www.belfuse.com
NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS
2.4 V-5.5 V Input
0.75 V-3.63 V/16 A Output
Thermal Derating Curves
Vo=3.3 V
Vo=1.8 V
Vo=0.7525 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com