công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

V7PB-15C bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Bel Fuse Inc.

tên linh kiện V7PB-15C
Giải thích chi tiết về linh kiện  NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS 3.3 V Input 0.9 V-2.5 V/15 A Output
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BEL [Bel Fuse Inc.]
Trang chủ  http://www.belfuse.com
Logo BEL - Bel Fuse Inc.

V7PB-15C bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Bel Fuse Inc.

  V7PB-15C Datasheet HTML 1Page - Bel Fuse Inc. V7PB-15C Datasheet HTML 2Page - Bel Fuse Inc. V7PB-15C Datasheet HTML 3Page - Bel Fuse Inc. V7PB-15C Datasheet HTML 4Page - Bel Fuse Inc. V7PB-15C Datasheet HTML 5Page - Bel Fuse Inc. V7PB-15C Datasheet HTML 6Page - Bel Fuse Inc. V7PB-15C Datasheet HTML 7Page - Bel Fuse Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
2005 Bel Fuse Inc. Specifications subject to change without notice. 041105
CORPORATE
FAR EAST
EUROPE
Bel Fuse Inc.
Bel Fuse Ltd.
Bel Fuse Europe Ltd.
206 Van Vorst Street
8F/ 8 Luk Hop Street
Preston Technology Management Centre
Jersey City, NJ 07302
San Po Kong
Marsh Lane, Suite G7, Preston
Tel
201-432-0463
Kowloon, Hong Kong
Lancashire, PR1 8UD, U.K.
Fax 201-432-9542
Tel 852-2328-5515
Tel 44-1772-556601
www.belfuse.com
Fax 852-2352-3706
Fax 44-1772-888366
www.belfuse.com
www.belfuse.com
NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS
3.3 V Input
0.9 V-2.5 V/15 A Output
Pin Connections
Pin
Function
1
Vo+
2
Vo+
3
Opt. Remote Sense (+)
4
Vo+
5
Ground
6
Ground
7
Vin+
8
Vin+
9
Not used
10
Trim
11
Remote On/Off



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com