công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B260AF-13 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện B260AF-13
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

B260AF-13 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Diodes Incorporated

  B260AF-13 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated B260AF-13 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated B260AF-13 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated B260AF-13 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated B260AF-13 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
B260AX
Document number: DS43591 Rev. 2 - 2
4 of 5
www.diodes.com
October 2022
© 2022 Copyright Diodes Incorporated. All Rights Reserved.
B260AX
Package Outline Dimensions
Please see http://www.diodes.com/package-outlines.html for the latest version.
SMA
Suggested Pad Layout
Please see http://www.diodes.com/package-outlines.html for the latest version.
SMA
SMA
Dim
Min
Max
A
2.29
2.92
B
4.00
4.60
C
1.27
1.63
D
0.15
0.31
E
4.80
5.59
G
0.05
0.20
H
0.76
1.52
J
1.96
2.40
All Dimensions in mm
Dimensions Value (in mm)
C
4.00
G
1.50
X
2.50
X1
6.50
Y
1.70
A
C
J
G
B
E
H
D
C
X1
Y
G
X



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com