công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

555-3003 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Dialight Corporation

tên linh kiện 555-3003
Giải thích chi tiết về linh kiện  2mm LED CBI Circuit Board Indicator Single, Top View
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIALIGHT [Dialight Corporation]
Trang chủ  http://www.dialight.com
Logo DIALIGHT - Dialight Corporation

555-3003 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Dialight Corporation

  555-3003 Datasheet HTML 1Page - Dialight Corporation 555-3003 Datasheet HTML 2Page - Dialight Corporation 555-3003 Datasheet HTML 3Page - Dialight Corporation 555-3003 Datasheet HTML 4Page - Dialight Corporation 555-3003 Datasheet HTML 5Page - Dialight Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
3-7
Dialight Corporation • 1501 Route 34 South • Farmingdale, NJ 07727 • TEL: (732) 919-3119 • FAX: (732) 751-5778 •www.dialight.com
3
555-3xxx
Peak
IV
VF
Test
Viewing
LED
Part Number
Color
Wavelength nm
mcd
Volts
Current (mA)
Angle 2
Θ
Θ1/
2
Data sheet
Page #
555-3001
Red
650
1.2
1.6
20
40°
2ND-9412
3-14
555-3301
Green
565
1
2.4
20
40°
2ND-9414
3-14
555-3401
Yellow
583
2
2.2
20
40°
2ND-9416
3-14
Peak
IV
IF
Test
Viewing
LED
Part Number
Color
Wavelength nm
mcd
mA
Voltage
Angle 2
Θ
Θ1/
2
Data sheet
Page #
555-3003
Red
650
1.9
6
5
40°
2RD-9614
3-15
555-3006
Red
650
3.1
10
14
40°
2RD-9619
3-16
555-3007
Red
650
.9
3
5
40°
2RD-9613
3-15
555-3008
Red
650
.9
3
24
40°
2RD-9623
3-16
555-3009
Red
650
.6
1
5
40°
2RD-9618
3-15
555-3303
Green
565
2.5
4.7
5
40°
2RD-9615
3-15
555-3403
Yellow
583
2.1
4.7
5
40°
2RD-9616
3-15
INTEGRAL RESISTOR, VARIOUS VOLTAGES
Typical Operating Characteristics (TA = 25°C)
See LED data sheet for additional information
GENERAL PURPOSE
See Page 3-17 and 3-18 for Reference Only LED Drive Circuit Examples
See Page 3-19 for Pin Out



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com