công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAS116 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện BAS116
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-leakage diode
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

BAS116 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  BAS116 Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS116 Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS116 Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS116 Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS116 Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS116 Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS116 Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS116 Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS116 Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
Nexperia
BAS116
Low-leakage diode
9. Thermal characteristics
Table 6. Thermal characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Rth(j-a)
thermal resistance from
junction to ambient
In free air
[1]
-
-
500
K/W
Rth(j-sp)
thermal resistance from
junction to solder point
[2]
-
-
330
K/W
[1] Device mounted on an FR4 PCB, single-sided copper, tin-plated and standard footprint.
[2] Soldering point of cathode tab.
10. Characteristics
Table 7. Characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
IF = 1 mA; tp ≤ 300 µs; δ ≤ 0.02;
Tj = 25 °C
-
-
0.9
V
IF = 10 mA; tp ≤ 300 µs; δ ≤ 0.02;
Tj = 25 °C
-
-
1
V
IF = 50 mA; tp ≤ 300 µs; δ ≤ 0.02;
Tj = 25 °C
-
-
1.1
V
VF
forward voltage
IF = 150 mA; tp ≤ 300 µs; δ ≤ 0.02;
Tj = 25 °C
-
-
1.25
V
VR = 75 V; pulsed; Tj = 25 °C
-
0.003 5
nA
IR
reverse current
VR = 75 V; pulsed; Tj = 150 °C
-
3
80
nA
Cd
diode capacitance
VR = 0 V; f = 1 MHz; Tj = 25 °C
-
2
-
pF
trr
reverse recovery time
IF = 10 mA; IR = 10 mA; RL = 100 Ω;
IR(meas) = 1 mA; Tj = 25 °C
-
0.8
3
µs
mlb755
0
200
100
Tamb (°C)
300
0
100
200
IF
(mA)
Fig. 1. Forward current as a function of ambient
temperature; derating curve
mlb752
300
0
100
200
IF
(mA)
0
1.6
0.8
1.2
0.4
VF (V)
(1) (2)
(3)
(1) Tamb = 150 °C; typical values
(2) Tamb = 25 °C; typical values
(3) Tamb = 25 °C; maximum values
Fig. 2. Forward current as a function of forward
voltage; per diode
BAS116
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2020. All rights reserved
Product data sheet
5 August 2020
3 / 10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com