công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AFS1ME bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện AFS1ME
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED RECTIFIER
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

AFS1ME bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  AFS1ME Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated AFS1ME Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated AFS1ME Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated AFS1ME Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
AFS1ME(LS)
Document number: DS44652 Rev. 2 - 2
2 of 4
www.diodes.com
February 2022
© Diodes Incorporated
FIG.1- FORWARD CURRENT DERATING CURVE
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
0
25
50
75
100
125
150
CASE TEMPERATURE, (°C)
FIG.2- MAXIMUM NON-REPETITIVE SURGE CURRENT
0
5
10
15
20
25
30
35
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
FIG.3- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
0.1
1
10
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, (V)
FIG.4- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
1
10
100
1
10
100
REVERSE VOLTAGE, (V)
FIG.5- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
0.01
0.1
1
10
100
0
20
40
60
80
100
120
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE, (%)
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
AFS1ME(LS)
TJ=25°C
TJ=125°C
TJ=25°C, f=1MHz, level=1V
TJ=25°C
TJ=125°C
TJ=100°C
8.3ms single half sine-wave



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com