| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M5451Q bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M5451Q bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 8 page ![]() 40 b2 e D e3 b1 E 21 120 b PACKAGE MECHANICAL DATA 40 PINS - PLASTIC DIP Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. a1 0.63 0.025 b 0.45 0.018 b1 0.23 0.31 0.009 0.012 b2 1.27 0.050 D 52.58 2.070 E 15.2 16.68 0.598 0.657 e 2.54 0.100 e3 48.26 1.900 F 14.1 0.555 i 4.445 0.175 L 3.3 0.130 M5450 - M5451 7/8 |