công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M5451 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M5451
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED DISPLAY DRIVERS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M5451 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  M5451 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M5451 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M5451 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M5451 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M5451 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M5451 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M5451 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M5451 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
40
b2
e
D
e3
b1
E
21
120
b
PACKAGE MECHANICAL DATA
40 PINS - PLASTIC DIP
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
a1
0.63
0.025
b
0.45
0.018
b1
0.23
0.31
0.009
0.012
b2
1.27
0.050
D
52.58
2.070
E
15.2
16.68
0.598
0.657
e
2.54
0.100
e3
48.26
1.900
F
14.1
0.555
i
4.445
0.175
L
3.3
0.130
M5450 - M5451
7/8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8