công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PTPS7H1111HBL/EM bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PTPS7H1111HBL/EM
Giải thích chi tiết về linh kiện  TPS7H1111-SP and TPS7H1111-SEP 1.5-A, Ultra-Low Noise, High PSRR Radiation Hardened Low Dropout (LDO) Linear Regulator
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PTPS7H1111HBL/EM bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button PTPS7H1111HBL/EM Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments PTPS7H1111HBL/EM Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments PTPS7H1111HBL/EM Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments PTPS7H1111HBL/EM Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments PTPS7H1111HBL/EM Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments PTPS7H1111HBL/EM Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments PTPS7H1111HBL/EM Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments PTPS7H1111HBL/EM Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments PTPS7H1111HBL/EM Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 60 page
background image
7.7 Typical Characteristics
VIN = 2.5 V, VOUT = 1.8 V, VBIAS = 5 V, IOUT = 1 A, COUT = 2 × 100 µF, CSS = 4.7 µF, RREF = 12.0 kΩ, RBIAS = 10 Ω, CBIAS =
4.7 µF, TA = 25°C, unless otherwise noted, integrated noise reported with 10-Hz to 100-kHz bandwidth.
Frequency (Hz)
0
20
40
60
80
100
120
140
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
VIN = 1.8 V, VOUT = 1.1 V
VIN = 2.5 V, VOUT = 1.8 V
VIN = 5 V, VOUT = 3.3 V
VIN = 5 V, VOUT = 1.1 V
VBIAS = 5 V
Figure 7-1. PSRR vs Frequency (Common Configurations)
Frequency (Hz)
0
20
40
60
80
100
120
140
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
VIN = 1.8 V, VOUT = 1.1 V
VIN = 2.5 V, VOUT = 1.8 V
VIN = 5 V, VOUT = 3.3 V
VIN = 5 V, VOUT = 1.1 V
VBIAS = 12 V
Figure 7-2. PSRR vs Frequency (Common Configurations)
Frequency (Hz)
0
20
40
60
80
100
120
140
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
VDO = 3 V
VDO = 2 V
VDO = 1 V
VDO = 0.8 V
VDO = 0.7 V
VDO = 0.5 V
VDO = 0.4 V
VDO = 0.3 V
VDO = 0.2 V
VIN = VOUT + VDO
VOUT = 1.8 V
VBIAS = VOUT + 1.6 V
Figure 7-3. PSRR vs Frequency Across Dropout
Frequency (Hz)
0
20
40
60
80
100
120
140
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
IOUT = 1.5 A
IOUT = 1 A
IOUT = 500 mA
IOUT = 100 mA
IOUT = 10 mA
IOUT = 1 mA
Figure 7-4. PSRR vs Frequency Across Output Current
Frequency (Hz)
0
20
40
60
80
100
120
140
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
VOUT = 1.1 V
VOUT = 1.8 V
VOUT = 2.5 V
VOUT = 3.3 V
VOUT = 5 V
VIN = VOUT + 0.8 V
VBIAS = VIN + 1.6 V
Figure 7-5. PSRR vs Frequency Across Output Voltage
Frequency (Hz)
0
20
40
60
80
100
120
140
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
VIN = 1.5 V
VIN = 1.8 V
VIN = 2.5 V
VIN = 3.3 V
VIN = 5 V
VOUT = VIN – 0.8 V
VBIAS = VOUT + 1.6 V
Figure 7-6. PSRR vs Frequency Across Input Voltage
www.ti.com
TPS7H1111-SP, TPS7H1111-SEP
SLVSFT8B – FEBRUARY 2023 – REVISED APRIL 2023
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
13
Product Folder Links: TPS7H1111-SP TPS7H1111-SEP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com