công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICS840051I bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ICS840051I
Giải thích chi tiết về linh kiện  FEMTOCLOCKS™ CRYSTAL-TOLVCMOS/LVTTL CLOCK GENERATOR
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ICS840051I bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp

  ICS840051I Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp ICS840051I Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ICS840051I Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ICS840051I Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ICS840051I Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ICS840051I Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ICS840051I Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ICS840051I Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ICS840051I Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
840051AGI
REV. A 5/20/16
2
ICS840051I
FEMTOCLOCKS™ CRYSTAL-TO-
LVCMOS/LVTTL CLOCK GENERATOR
PRODUCT DISCONTINUATION NOTICE - LAST TIME BUY EXPIRES MAY 6, 2017
TABLE 2. PIN CHARACTERISTICS
TABLE 1. PIN DESCRIPTIONS
Symbol
Parameter
Test Conditions
Minimum
Typical
Maximum
Units
C
IN
Input Capacitance
4
pF
C
PD
Power Dissipation Capacitance
V
DD, VDDA = 3.465V
7
pF
V
DD, VDDA = 2.625V
7
pF
R
PULLUP
Input Pullup Resistor
51
K
Ω
R
PULLDOWN
Input Pulldown Resistor
51
K
Ω
R
OUT
Output Impedance
15
Ω
Number
Name
Type
Description
1V
DDA
Power
Analog supply pin.
2
OE
Input
Pullup
Output enable pin. When HIGH, Q0 output is enabled. When LOW, forces
Q0 to HiZ state. LVCMOS/LVTTL interface levels. See Table 3A.
3, 4
XTAL_OUT,
XTAL_IN
Input
Crystal oscillator interface. XTAL_IN is the input,
XTAL_OUT is the output.
5
FREQ_SEL
Input
Pulldown Frequency select pin. LVCMOS/LVTTL interface levels. See Table 3B.
6
GND
Power
Power supply ground.
7
Q0
Output
Single-ended clock output. LVCMOS/LVTTL interface levels.
15
Ω output impedance.
8V
DD
Power
Core supply pin.
NOTE: Pullup and Pulldown refer to internal input resistors. See Table 2, Pin Characteristics, for typical values.
TABLE 3A. CONTROL FUNCTION TABLE
Control Input
Output
OE
Q0
0
Hi-Z
1
Active
TABLE 3B. FREQ_SEL FUNCTION TABLE
Control Input
N Divider
FRE_SEL
0
÷4 (default)
1÷8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com