công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAP64-06 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BAP64-06
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon PIN diode
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BAP64-06 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  BAP64-06 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BAP64-06 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BAP64-06 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BAP64-06 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BAP64-06 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BAP64-06 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BAP64-06 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
1999 Dec 17
3
Philips Semiconductors
Preliminary specification
Silicon PIN diode
BAP64-06
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Tj = 25
°C unless otherwise specified.
Note
1.
Guaranteed on AQL basis: inspection level S4, AQL 1.0.
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
TYP.
MAX.
UNIT
Per diode
VF
forward voltage
IF =50mA
0.95
1.1
V
IR
reverse current
VR = 175 V
−
10
µA
VR =20 V
−
1
µA
Cd
diode capacitance
VR = 0; f = 1 MHz
0.52
−
pF
VR = 1 V; f = 1 MHz
0.37
−
pF
VR = 20 V; f = 1 MHz
0.23
0.35
pF
rD
diode forward resistance
IF = 0.5 mA; f = 100 MHz; note 1
20
40
Ω
IF = 1 mA; f = 100 MHz; note 1
10
20
Ω
IF = 10 mA; f = 100 MHz; note 1
2
3.8
Ω
IF = 100 mA; f = 100 MHz; note 1
0.7
1.35
Ω
τL
charge carrier life time
when switched from IF =10mA to
IR =6mA; RL = 100
Ω;
measured at IR =3 mA
1.55
−µs
LS
series inductance
1.4
−
nH
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
Rth j-s
thermal resistance from junction to soldering point
220
K/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com