công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCTS191K bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HCTS191K
Giải thích chi tiết về linh kiện  Radiation Hardened Synchronous 4-Bit Up/Down Counter
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HCTS191K bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  HCTS191K Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp HCTS191K Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp HCTS191K Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp HCTS191K Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HCTS191K Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HCTS191K Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HCTS191K Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp HCTS191K Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp HCTS191K Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
HCTS191MS
FN2250 Rev 2.00
Page 5 of 10
September 1995
TABLE 3. ELECTRICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
NOTES
TEMPERATURE
LIMITS
UNITS
MIN
MAX
Capacitance Power
Dissipation
CPD
VCC = 5.0V, f = 1MHz
1
+25oC
-
54
pF
1
+125oC, -55oC
-
84
pF
Input Capacitance
CIN
VCC = 5.0V, f = 1MHz
1
+25oC
-
10
pF
1
+125oC
-
10
pF
Output Transition
Time
TTHL
TTLH
VCC = 4.5V
1
+25oC
-
15
ns
1
+125oC, -55oC
-
22
ns
Maximum Operating
Frequency
(CPU, CPD)
FMAX
VCC = 4.5V
1
+25oC-
30
MHz
1
+125oC, -55oC-
20
MHz
Setup Time
Pn to PL
TSU
VCC = 4.5V
1
+25oC12
-
ns
1
+125oC, -55oC18
-
ns
Setup Time
CE to CP
TSU
VCC = 4.5V
1
+25oC12
-
ns
1
+125oC, -55oC18
-
ns
Setup Time
U/D to CP
TSU
VCC = 4.5V
1
+25oC18
-
ns
1
+125oC, -55oC27
-
ns
Hold Time
Pn to PL
TH
VCC = 4.5V
1
+25oC2
-
ns
1
+125oC, -55oC2
-
ns
Hold Time
CE to CP
TH
VCC = 4.5V
1
+25oC2
-
ns
1
+125oC, -55oC2
-
ns
Hold Time
U/D to CP
TH
VCC = 4.5V
1
+25oC0
-
ns
1
+125oC, -55oC0
-
ns
Recovery Time
TREC
VCC = 4.5V
1
+25oC12
-
ns
1
+125oC, -55oC18
-
ns
CP Pulse Width
TW
VCC = 4.5V
1
+25oC16
-
ns
1
+125oC, -55oC24
-
ns
PL Pulse Width
TW
VCC = 4.5V
1
+25oC20
-
ns
1
+125oC, -55oC30
-
ns
NOTE:
1. The parameters listed in Table 3 are controlled via design or process parameters. Min and Max Limits are guaranteed but not directly
tested. These parameters are characterized upon initial design release and upon design changes which affect these characteristics.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com