công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LPC2364 bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện LPC2364
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; up to 512 kB flash with ISP/IAP, Ethernet, USB 2.0, CAN, and 10-bit ADC/DAC
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

LPC2364 bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - NXP Semiconductors

Back Button LPC2364 Datasheet HTML 31Page - NXP Semiconductors LPC2364 Datasheet HTML 32Page - NXP Semiconductors LPC2364 Datasheet HTML 33Page - NXP Semiconductors LPC2364 Datasheet HTML 34Page - NXP Semiconductors LPC2364 Datasheet HTML 35Page - NXP Semiconductors LPC2364 Datasheet HTML 36Page - NXP Semiconductors LPC2364 Datasheet HTML 37Page - NXP Semiconductors LPC2364 Datasheet HTML 38Page - NXP Semiconductors LPC2364 Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 48 page
background image
LPC2364_66_68_1
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2006. All rights reserved.
Preliminary data sheet
Rev. 01 — 22 September 2006
35 of 48
Philips Semiconductors
LPC2364/2366/2368
Fast communication chip
IDCDC(3V3)(
act)
Core active mode
supply current
VDCDC(3V3) =3.3 V;
Tamb =25 °C; code
while(1){}
executed from flash, no
peripherals enabled,
PCLK = CCLK
CCLK = 10 MHz
-
15
mA
CCLK = 72 MHz
-
63
mA
all peripherals enabled,
PCLK = CCLK/8
CCLK = 10 MHz
-
21
mA
CCLK = 72 MHz
-
92
mA
all peripherals enabled,
PCLK = CCLK
CCLK = 10 MHz
-
27
mA
CCLK = 72 MHz
-
125
mA
IDCDC(3V3)(
pd)
Core Power-down
mode supply current
VDCDC(3V3) = 3.3 V,
Tamb =+25 °C
150
µA
IDCDC(3V3)(
dpd)
Core Deep Power-down
mode supply current
VDCDC(3V3) = 3.3 V,
Tamb =+25 °C15
µA
IBATact
active mode battery
supply current
DC-DC on
20
µA
DC-DC off
28
µA
I2C-bus pins (P0.27 and P0.28)
VIH
HIGH-level input
voltage
0.7VDD(3V3) --V
VIL
LOW-level input voltage
-
-
0.3VDD(3V3) V
Vhys
hysteresis voltage
-
0.5VDD(3V3) -V
VOL
LOW-level output
voltage
IOLS =3 mA
[6] --0.4
V
ILI
input leakage current
VI =VDD
[11] -2
4
µA
VI = 5 V
-
10
22
µA
Oscillator pins
Vi(XTAL1)
input voltage on pin
XTAL1
0-
1.8
V
Vo(XTAL2)
output voltage on pin
XTAL2
0-
1.8
V
Vi(RTXC1)
input voltage on pin
RTXC1
0-
1.8
V
Vo(RTXC2)
output voltage on pin
RTXC2
0-
1.8
V
USB pins
IOZ
OFF-state output
current
0V<VI <3.3 V
-
-
±10
µA
VBUS
bus supply voltage
-
-
5.25
V
Table 5.
Static characteristics …continued
Tamb = −40 °C to +85 °C for commercial applications, unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ[1]
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com