công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDTC124XK bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PDTC124XK
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

PDTC124XK bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button PDTC124XK Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC124XK Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC124XK Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC124XK Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC124XK Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC124XK Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC124XK Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC124XK Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC124XK Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
PDTC124X_SER_7
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 07 — 16 November 2009
8 of 12
NXP Semiconductors
PDTC124X series
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 k
Ω, R2 = 47 kΩ
Fig 11. Package outline SOT23 (TO-236AB)
Fig 12. Package outline SOT323 (SC-70)
Fig 13. Package outline SOT490 (SC-89)
04-11-04
Dimensions in mm
0.45
0.15
1.9
1.1
0.9
3.0
2.8
2.5
2.1
1.4
1.2
0.48
0.38
0.15
0.09
12
3
04-11-04
Dimensions in mm
0.45
0.15
1.1
0.8
2.2
1.8
2.2
2.0
1.35
1.15
1.3
0.4
0.3
0.25
0.10
12
3
98-10-23
Dimensions in mm
1.7
1.5
0.8
0.6
1.7
1.5
0.95
0.75
0.2
0.1
1
0.33
0.23
12
3
0.5
0.3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com