công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

71321LA55PPGI8 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 71321LA55PPGI8
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH SPEED 2K X 8 DUAL-PORT STATIC RAM WITH INTERRUPTS
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

71321LA55PPGI8 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

Back Button 71321LA55PPGI8 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 71321LA55PPGI8 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 71321LA55PPGI8 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 71321LA55PPGI8 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 71321LA55PPGI8 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 71321LA55PPGI8 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 71321LA55PPGI8 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 71321LA55PPGI8 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp 71321LA55PPGI8 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
6.42
71321SA/LA and 71421SA/LA
High Speed 2K x 8 Dual-Port Static RAM with Interrupts
Industrial and Commercial Temperature Ranges
6
5V
1250
Ω
30pF*
775
Ω
DATA OUT
5V
1250
Ω
775
Ω
5pF*
DATA OUT
2691 drw 05
5V
270
Ω
30pF*
BUSY or INT
*100pF for 55ns versions
*100pF for 55ns versions
Figure 1. AC Output Test Load
Figure 2. Output Test Load
(for tHZ, tLZ, tWZ, and tOW)
* Including scope and jig.
Figure 3. BUSY and INT
AC Output Test Load
AC Test Conditions
Input Pulse Levels
Input Rise/Fall Times
Input Timing Reference Levels
Output Reference Levels
Output Load
GND to 3.0V
5ns
1.5V
1.5V
Figures 1,2 and 3
2691 tbl 07



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com