| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TCPP01-M12 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TCPP01-M12 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 27 page ![]() Figure 13. Tape and reel outline User direction of unreeling All dimensions are typical values in mm 4.0 8.0 A0 2.0 0.25 Ø 1.5 K0 0.30 Ø 1.5 Ø 1.5 Table 19. Tape and reel mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Min. Typ. Max. A0 3.76 3.81 3.86 B0 3.76 3.81 3.86 K0 0.71 0.76 0.81 Figure 14. Package orientation in reel Figure 15. Tape and reel orientation TCPP02-M18 QFN18L 3.5x3.5 mm package information DS13787 - Rev 4 page 21/27 |