công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSPU877 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện CSPU877
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8V PHASE LOCKED LOOP DIFFERENTIAL 1:10 SDRAM CLOCK DRIVER
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

CSPU877 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Renesas Technology Corp

Back Button CSPU877 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp CSPU877 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp CSPU877 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp CSPU877 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp CSPU877 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp CSPU877 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp CSPU877 Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp CSPU877 Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp CSPU877 Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
10
COMMERCIALTEMPERATURERANGE
IDTCSPU877
1.8V PLL DIFFERENTIAL 1:10 SDRAM CLOCK DRIVER
TEST CIRCUIT AND SWITCHING WAVEFORMS
Dynamic Phase Offset
FBIN
CLK
t(Ø)DYN
t(Ø)
t(Ø)DYN
SSC ON
SSC OFF
CLK
FBIN
t(Ø)DYN
t(Ø)
t(Ø)DYN
SSC ON
SSC OFF
OE
Y/
Y
OE
50% VDDQ
tEN
50% VDDQ
50% VDDQ
tDIS
50% VDDQ
Y
Y
Y
Y
Time Delay Between Output Enable (OE) and Clock Output (Y, Y)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com