| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CLT03-1SC3 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CLT03-1SC3 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 24 page ![]() Table 4. Thermal resistance parameter Symbol Parameter Value Unit Rth(j-a) CLT03-1SC3: Thermal resistance junction to ambient, according to EIA/JEDEC JESD51-7 and JESD51-5 120 °C/W Rth(j-a) CLT03-2Q3: Thermal resistance junction to ambient, according to EIA/JEDEC JESD51-7 and JESD51-5 41 °C/W ΨJT CLT03-2Q3: Thermal characterization parameter from junction to the top of the package surface (°C/W) according to EIA/ JEDEC JESD51-2A 32 °C/W CLT03-2Q3, CLT03-1SC3 Absolute maximum ratings DS12302 - Rev 13 page 4/24 |