công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P87C52X2FN bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện P87C52X2FN
Giải thích chi tiết về linh kiện  80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage (2.7 to 5.5 V), low power, high speed (30/33 MHz)
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

P87C52X2FN bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - NXP Semiconductors

  P87C52X2FN Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors P87C52X2FN Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors P87C52X2FN Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors P87C52X2FN Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors P87C52X2FN Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors P87C52X2FN Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors P87C52X2FN Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors P87C52X2FN Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors P87C52X2FN Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 62 page
background image
Philips
Semiconductors
–
P80C31X2/32X2
P80C51X2/52X2/54X2/58X2
P87C51X2/52X2/54X2/58X2
80C51 8-bit microcontroller family
4K/8K/16K/32K ROM/OTP
128B/256B RAM
low voltage (2.7 to 5.5 V), low power, high speed (30/33 MHz)
Product data
Supersedes data of 2002 Sep 12
2003 Jan 24
INTEGRATED CIRCUITS


Số phần tương tự - P87C52X2FN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
P87C52X2FN PHILIPS-P87C52X2FN Datasheet
380Kb / 62P
80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V, low power, high speed 30/33 MHz
2003 Jan 24
P87C52X2FN PHILIPS-P87C52X2FN Datasheet
409Kb / 62P
80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP, low voltage (2.7 to 5.5 V), low power, high speed (30/33 MHz)
2003 Jan 24
More results

Mô tả tương tự - P87C52X2FN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
80C31X2 PHILIPS-80C31X2 Datasheet
380Kb / 62P
80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V, low power, high speed 30/33 MHz
2003 Jan 24
89C58 PHILIPS-89C58 Datasheet
226Kb / 32P
80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K Flash
1999 Oct 27
P87C654X2 PHILIPS-P87C654X2 Datasheet
497Kb / 88P
80C51 8-bit microcontroller family 16 kB OTP/ROM, 256B RAM, low voltage (2.7 to 5.5 V), low power, high speed (30/33 MHz)
2004 Apr 20
8XC54 PHILIPS-8XC54 Datasheet
355Kb / 56P
80C51 8-bit microcontroller family 8K-4K/256-1K OTP/ROM/ROMless, low voltage (2.7V-5.5V), low power, high speed (33 MHz)
2000 Aug 07
89C52 PHILIPS-89C52 Datasheet
245Kb / 39P
80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K Flash
2002 Jan 15
P87C51X2BBD157 PHILIPS-P87C51X2BBD157 Datasheet
409Kb / 62P
80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP, low voltage (2.7 to 5.5 V), low power, high speed (30/33 MHz)
2003 Jan 24
8XC54_51FX_51RX PHILIPS-8XC54_51FX_51RX_15 Datasheet
371Kb / 56P
80C51 8-bit microcontroller family 8K??4K/256??K OTP/ROM/ROMless, low voltage (2.7V??.5V), low power, high speed (33 MHz)
2000 Aug 07
P80C3XX2 PHILIPS-P80C3XX2_15 Datasheet
409Kb / 62P
80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP, low voltage (2.7 to 5.5 V), low power, high speed (30/33 MHz)
2003 Jan 24
P83C654X2 NXP-P83C654X2 Datasheet
501Kb / 88P
80C51 8-bit microcontroller family 16 kB OTP/ROM, 256B RAM, low voltage (2.7 to 5.5 V), low power, high speed (30/33 MHz)
2004 Apr 20
P83C660X2 NXP-P83C660X2 Datasheet
572Kb / 102P
80C51 8-bit microcontroller family 16KB OTP/ROM, 512B RAM low voltage (2.7 to 5.5 V), low power, high speed (30/33 MHz), two 400KB I2C interfaces
2003 Oct 02
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com