công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

11AA02E64 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 11AA02E64
Giải thích chi tiết về linh kiện  2K UNI/O® Serial EEPROMs with EUI-48™ or EUI-64™ Node Identity
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

11AA02E64 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Microchip Technology

Back Button 11AA02E64 Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology 11AA02E64 Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology 11AA02E64 Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology 11AA02E64 Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology 11AA02E64 Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology 11AA02E64 Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology 11AA02E64 Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology 11AA02E64 Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology 11AA02E64 Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 31 page
background image
 2008-2018 Microchip Technology Inc.
DS20002122E-page 21
11AA02E48/11AA02E64
9.0
PACKAGING INFORMATION
9.1
Package Marking Information
Part Number
1st Line Marking Code
SOT-23
SOIC
11AA02E48
E2NN
11A2E48T
11AA02E64
AAANNN
11A2E64T
8-Lead SOIC
XXXXYYWW
XXXXXXXT
NNN
Example
SN
1628
11A2E48I
1L7
3
e
3-Lead SOT-23 (11AA02E48)
XXNN
Example
E217
3-Lead SOT-23 (11AA02E64)
XXXNNN
Example
AAA1L7
Legend:
XX...X
Customer-specific information
Y
Year code (last digit of calendar year)
YY
Year code (last 2 digits of calendar year)
WW
Week code (week of January 1 is week ‘01’)
NNN
Alphanumeric traceability code
Pb-free JEDEC® designator for Matte Tin (Sn)
*
This package is Pb-free. The Pb-free JEDEC® designator (
)
can be found on the outer packaging for this package.
Note
:
In the event the full Microchip part number cannot be marked on one line, it will
be carried over to the next line, thus limiting the number of available
characters for customer-specific information.
3
e
3
e



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com