công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACTS74D bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ACTS74D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Radiation Hardened Dual D Flip Flop with Set and Reset
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ACTS74D bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  ACTS74D Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp ACTS74D Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ACTS74D Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
3
ACTS74MS
Die Characteristics
DIE DIMENSIONS:
88 mils x 88 mils
2240mm x 2240mm
METALLIZATION:
Type: AlSi
Metal 1 Thickness: 7.125k
Å
±1.125kÅ
Metal 2 Thickness: 9k
Å
±1kÅ
GLASSIVATION:
Type: SiO2
Thickness: 8k
Å
±1kÅ
WORST CASE CURRENT DENSITY:
<2.0 x 105A/cm2
BOND PAD SIZE:
110
µm x 110µm
4.3 mils x 4.3 mils
Metallization Mask Layout
ACTS74MS
R1
VCC
R2
(1)
(14)
(13)
D1
(2)
CP1 (3)
S1 (4)
Q1 (5)
NC
(7)
(6)
(8)
Q1
GND
Q2
(9)
Q2
(12) D2
(11) CP2
(10) S2
NC
Spec Number
518787



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com