| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32C011D4P3 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32C011D4P3 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - STMicroelectronics |
|
32 / 94 page ![]() Table 13. Port A alternate function mapping (AF0 to AF7) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 PA0 - USART2_CTS TIM16_CH1 - USART1_TX TIM1_CH1 - - PA1 SPI1_SCK/I2S1_ CK USART2_RTS_ DE_CK TIM17_CH1 - USART1_RX TIM1_CH2 I2C1_SMBA EVENTOUT PA2 SPI1_MOSI/I2S1 _SD USART2_TX TIM16_CH1N TIM3_ETR - TIM1_CH3 - - PA3 - USART2_RX TIM1_CH1N - - TIM1_CH4 - EVENTOUT PA4 SPI1_NSS/I2S1_ WS USART2_TX TIM1_CH2N - TIM14_CH1 TIM17_CH1N - EVENTOUT PA5 SPI1_SCK/I2S1_ CK USART2_RX TIM1_CH3N - - TIM1_CH1 - EVENTOUT PA6 SPI1_MISO/I2S1 _MCK TIM3_CH1 TIM1_BKIN - - TIM16_CH1 - - PA7 SPI1_MOSI/I2S1 _SD TIM3_CH2 TIM1_CH1N - TIM14_CH1 TIM17_CH1 - - PA8 MCO USART2_TX TIM1_CH1 - - - - EVENTOUT PA9 MCO USART1_TX TIM1_CH2 TIM3_ETR - I2C1_SCL EVENTOUT PA10 - USART1_RX TIM1_CH3 MCO2 - TIM17_BKIN I2C1_SDA EVENTOUT PA11 SPI1_MISO/I2S1 _MCK USART1_CTS TIM1_CH4 - - TIM1_BKIN2 - - PA12 SPI1_MOSI/I2S1 _SD USART1_RTS_ DE_CK TIM1_ETR - - I2S_CKIN - - PA13 SWDIO IR_OUT - TIM3_ETR USART2_RX - - EVENTOUT PA14 SWCLK USART2_TX ---- - EVENTOUT |