| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32U535NET3QTR bảng dữ liệu(PDF) 100 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U535NET3QTR bảng dữ liệu(HTML) 100 Page - STMicroelectronics |
|
100 / 278 page ![]() 13 D6 17 H2 G12 25 K2 13 17 G3 26 L3 PA3 I/O TT_hav - TIM2_CH4, TIM5_CH4, SAI1_CK1, LPUART1_RX, OCTOSPI1_CLK, LPGPIO1_P1, SAI1_MCLK_A, TIM15_CH2, EVENTOUT OPAMP1_VOU T, ADC1_IN8, WKUP5 - H14 18 - J16 26 K3 - 18 C2 27 E3 VSS S - - - - - H12 19 H1 J14 27 C3 - 19 E6 28 G11 VDD S - - - - 14 G11 20 F4 H13 28 L1 14 20 H3 29 M3 PA4 I/O TT_ha - OCTOSPI1_NCS, SPI1_NSS(boot), SPI3_NSS, DCMI_HSYNC/PSSI_DE, SAI1_FS_B, LPTIM2_CH1, EVENTOUT ADC1_IN9, ADC4_IN9, DAC1_OUT1, WKUP2 15 F8 21 G3 E10 29 L2 1521 F4 30K4 PA5 I/O TT_a - CSLEEP, TIM2_CH1, TIM2_ETR, TIM8_CH1N, PSSI_D14, SPI1_SCK(boot), USART3_RX, LPTIM2_ETR, EVENTOUT ADC1_IN10, ADC4_IN10, DAC1_OUT2, WKUP6 16 G9 22 F5 H11 30 M1 16 22 G4 31 L4 PA6 I/O FT_ha - CDSTOP, TIM1_BKIN, TIM3_CH1, TIM8_BKIN, DCMI_PIXCLK/PSSI_PDCK, SPI1_MISO(boot), USART3_CTS, LPUART1_CTS, OCTOSPI1_IO3, LPGPIO1_P2, TIM16_CH1, EVENTOUT ADC1_IN11, ADC4_IN11, WKUP7 Table 26. STM32U535xx pin/ball definitions(1) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |