| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32U595QJ bảng dữ liệu(PDF) 138 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ bảng dữ liệu(HTML) 138 Page - STMicroelectronics |
|
138 / 377 page ![]() 52 79 A10 112 B4 J5 A9 C10 B10 52 79 A10 112 A9 PC11 I/O FT_ha - LPTIM3_IN1, ADF1_SDI0, DCMI_D2/PSSI_D2, OCTOSPIM_P1_NCS, SPI3_MISO, USART3_RX(boot), UART4_RX, TSC_G3_IO3, DCMI_D4/PSSI_D4, UCPD1_FRSTX2, SDMMC1_D3, SAI2_MCLK_B, EVENTOUT - 53 80 B10 113 J5 A5 E8 E14 C10 53 80 B10 113 E8 PC12 I/O FT_hav - TRACED3, SPI3_MOSI, USART3_CK, UART5_TX, TSC_G3_IO4, DCMI_D9/PSSI_D9, LPGPIO1_P10, SDMMC1_CK, SAI2_SD_B, EVENTOUT - - 81 C9 114 G5 C5 B9 F15 D9 - 81 C9 114 B9 PD0 I/O FT_fh - I2C6_SDA, TIM8_CH4N, I2C5_SDA, SPI2_NSS, LCD_B4, FDCAN1_RX, FMC_D2, EVENTOUT - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |