| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32U595QJ bảng dữ liệu(PDF) 134 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ bảng dữ liệu(HTML) 134 Page - STMicroelectronics |
|
134 / 377 page ![]() 39 65 E12 98 G1 K4 G10 D7 A14 39 65 E12 98 G10 PC8 I/O FT_a - SRDSTOP, TIM3_CH3, TIM8_CH3, USART6_RX, TSC_G4_IO3, DCMI_D2/PSSI_D2, SDMMC1_D0, LPTIM3_CH1, EVENTOUT - 40 66 E11 99 H2 L5 G9 D9 C14 40 66 E11 99 G9 PC9 I/O FT_a - TRACED0, TIM8_BKIN2, TIM3_CH4, TIM8_CH4, DCMI_D3/PSSI_D3, USART6_TX, TSC_G4_IO4, SDMMC1_D1, LPTIM3_CH2, EVENTOUT - 41 67 D12 100 G3 H4 G7 C8 A13 41 67 D12 100 G7 PA8 I/O FT_hv - MCO, TIM1_CH1, SAI1_CK2, SPI1_RDY, USART1_CK, OTG_HS_SOF, TRACECLK, SAI1_SCK_A, LPTIM2_CH1, EVENTOUT - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |