| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32U595QJ bảng dữ liệu(PDF) 123 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ bảng dữ liệu(HTML) 123 Page - STMicroelectronics |
|
123 / 377 page ![]() - - J5 51 U7 Y8 L6 K13 R8 - - J5 54 L6 PF14 I/O FT_fha - I2C4_SCL, LCD_G0, TSC_G8_IO1, FMC_A8, EVENTOUT ADC4_IN5 - - L6 52 Y8 U7 N6 R18 P8 - - L6 55 N6 PF15 I/O FT_fha - I2C4_SDA, LCD_G1, TSC_G8_IO2, FMC_A9, EVENTOUT ADC4_IN6 - - M6 53 T6 P6 J6 H11 R9 - - M6 56 J6 PG0 I/O FT_ha - OCTOSPIM_P2_IO4, TSC_G8_IO3, FMC_A10, EVENTOUT ADC4_IN7 - - K6 54 W7 W7 H7 J12 N8 - - K6 57 H7 PG1 I/O FT_ha - OCTOSPIM_P2_IO5, TSC_G8_IO4, FMC_A11, EVENTOUT ADC4_IN8 - 35 K755AB8 T6 L7 L12 N9 - 38 K758 L7 PE7 I/O FT_h - TIM1_ETR, MDF1_SDI2, LCD_B6, FMC_D4, SAI1_SD_B, EVENTOUT WKUP6 - 36 J6 56 V6 AA7 K7 N14 M8 - 39 J6 59 K7 PE8 I/O FT_h - TIM1_CH1N, MDF1_CKI2, LCD_B7, FMC_D5, SAI1_SCK_B, EVENTOUT WKUP7 Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |