công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U595QJ bảng dữ liệu(PDF) 121 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U595QJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, up to 4 MB Flash, 2.5 MB SRAM, LTDC, MIPI® DSI
PDF  377 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U595QJ bảng dữ liệu(HTML) 121 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U595QJ Datasheet HTML 117Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 118Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 119Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 120Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 121Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 122Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 123Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 124Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 125Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 121 / 377 page
background image
24
32
M4
43
T8
Y10
K5
H13
N6
26
35
M4
46
K5
PB0
I/O
TT_ha
-
TIM1_CH2N,
TIM3_CH3,
TIM8_CH2N,
LPTIM3_CH1,
SPI1_NSS,
USART3_CK,
OCTOSPIM_P1_IO1,
LPGPIO1_P9,
COMP1_OUT,
AUDIOCLK,
EVENTOUT
OPAMP2
_VOUT,
ADC1_IN15,
ADC2_IN15,
ADC4_IN18
25
33
L4
44
W9
W9
N5
L14
M6
27
36
L4
47
N5
PB1
I/O
FT_ha
-
TIM1_CH3N,
TIM3_CH4,
TIM8_CH3N,
LPTIM3_CH2,
MDF1_SDI0,
USART3_RTS_DE,
LPUART1_RTS_DE,
OCTOSPIM_P1_IO0,
LPGPIO1_P3,
LPTIM2_IN1,
EVENTOUT
COMP1
_INM1,
ADC1_IN16,
ADC2_IN16,
ADC4_IN19,
WKUP4
Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued)
Pin number
Pin name
(function
after reset)
Alternate functions
Additional
functions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More