công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U535CB bảng dữ liệu(PDF) 274 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U535CB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, up to 512 KB flash memory, 274 KB SRAM
PDF  278 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U535CB bảng dữ liệu(HTML) 274 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U535CB Datasheet HTML 270Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 271Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 272Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 273Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 274Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 275Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 276Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 277Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 278Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 274 / 278 page
background image
Package information
STM32U535xx
274/278
DS14217 Rev 1
Figure 75. UFBGA100 - Recommended footprint
ddd
-
-
0.080
-
-
0.0031
eee
-
-
0.150
-
-
0.0059
fff
-
-
0.050
-
-
0.0020
1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Table 143. UFBGA100 - Recommended PCB design rules (0.5 mm pitch BGA)
Dimension
Recommended values
Pitch
0.5
Dpad
0.280 mm
Dsm
0.370 mm typ. (depends on the solder mask
registration tolerance)
Stencil opening
0.280 mm
Stencil thickness
Between 0.100 mm and 0.125 mm
Table 142. UFBGA100 - Mechanical data (continued)
Symbol
millimeters
inches(1)
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
BGA_WLCSP_FT_V1
Dsm
Dpad



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com