công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U535CB bảng dữ liệu(PDF) 273 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U535CB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, up to 512 KB flash memory, 274 KB SRAM
PDF  278 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U535CB bảng dữ liệu(HTML) 273 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U535CB Datasheet HTML 269Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 270Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 271Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 272Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 273Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 274Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 275Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 276Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 277Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 273 / 278 page
background image
DS14217 Rev 1
273/278
STM32U535xx
Package information
274
6.8
UFBGA100 package information
This UFBGA is a 100-ball, 7 x 7 mm, 0.50 mm pitch, ultra fine pitch ball grid array package.
Figure 74. UFBGA100 - Outline
1. Drawing is not to scale.
Table 142. UFBGA100 - Mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
-
-
0.600
-
-
0.0236
A1
-
-
0.110
-
-
0.0043
A2
-
0.450
-
-
0.0177
-
A3
-
0.130
-
-
0.0051
0.0094
A4
-
0.320
-
-
0.0126
-
b
0.240
0.290
0.340
0.0094
0.0114
0.0134
D
6.850
7.000
7.150
0.2697
0.2756
0.2815
D1
-
5.500
-
-
0.2165
-
E
6.850
7.000
7.150
0.2697
0.2756
0.2815
E1
-
5.500
-
-
0.2165
-
e
-
0.500
-
-
0.0197
-
Z
-
0.750
-
-
0.0295
-
A0C2_ME_V5
Seating plane
A1
e
Z
Z
D
M
Øb (100 balls)
A
E
TOP VIEW
BOTTOM VIEW
1
12
A1 ball
identifier
e
A
A2
Y
X
Z
ddd Z
D1
E1
eee
ZY X
fff
Ø
Ø
M
M
Z
A3
A4
A1 ball
index area



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com