công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U535CB bảng dữ liệu(PDF) 253 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U535CB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, up to 512 KB flash memory, 274 KB SRAM
PDF  278 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U535CB bảng dữ liệu(HTML) 253 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U535CB Datasheet HTML 249Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 250Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 251Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 252Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 253Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 254Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 255Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 256Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 257Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 253 / 278 page
background image
DS14217 Rev 1
253/278
STM32U535xx
Electrical characteristics
253
Figure 58. JTAG timing diagram
Figure 59. SWD timing diagram
tisu(SWDIO) SWDIO input setup time
-
1
-
-
ns
tih(SWDIO) SWDIO input hold time
-
2.5
-
-
tov(SWDIO) SWDIO output valid time
2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
-
10.5
15
1.71 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
-
10.5
23
toh(SWDIO) SWDIO output hold time
-
7.5
-
-
1. Evaluated by characterization. Not tested in production.
Table 131. SWD characteristics(1) (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
MSv40458V1
TDI/TMS
TCK
TDO
tc(TCK)
tw(TCKL) t
w(TCKH)
th(TMS/TDI)
tsu(TMS/TDI)
tov(TDO)
toh(TDO)
MSv40459V1
SWDIO
SWCLK
SWDIO
tc(SWCLK)
twSWCLKL) tw(SWCLKH)
th(SWDIO)
tsu(SWDIO)
tov(SWDIO)
toh(SWDIO)
(receive)
(transmit)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com